công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL78310 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL78310
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance 1A LDO
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL78310 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL78310 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL78310 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
ISL78310
13
FN7810.0
February 17, 2011
Package Outline Drawing
L10.3x3
10 LEAD DUAL FLAT PACKAGE (DFN)
Rev 6, 09/09
located within the zone indicated. The pin #1 indentifier may be
Unless otherwise specified, tolerance : Decimal ± 0.05
Tiebar shown (if present) is a non-functional feature.
The configuration of the pin #1 identifier is optional, but must be
between 0.18mm and 0.30mm from the terminal tip.
Lead width applies to the metallized terminal and is measured
Dimensions in (
) for Reference Only.
Dimensioning and tolerancing conform to AMSE Y14.5m-1994.
6.
either a mold or mark feature.
3.
5.
4.
2.
Dimensions are in millimeters.
1.
NOTES:
BOTTOM VIEW
DETAIL "X"
SIDE VIEW
TYPICAL RECOMMENDED LAND PATTERN
TOP VIEW
(4X)
0.10
INDEX AREA
PIN 1
PIN #1 INDEX AREA
C
SEATING PLANE
BASE PLANE
0.08
SEE DETAIL "X"
C
C
5
6
6
A
B
0.10 C
1
PACKAGE
0.20
(10x 0.23)
(8x 0.50)
1.60
(10 x 0.55)
3.00
0.05
0.20 REF
10 x 0.23
10x 0.35
1.60
OUTLINE
(4X)
0.10
AB
4
C
M
0.415
0.23
0.35
2
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com