công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD2129 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SD2129
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Power Switching Applications
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

2SD2129 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  2SD2129 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 2SD2129 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 2SD2129 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor 2SD2129 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor 2SD2129 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SD2129
2006-11-21
3
Collector-emitter voltage VCE (V)
IC – VCE
Base-emitter voltage VBE (V)
IC – VBE
Collector current IC (A)
VCE (sat) – IC
VBE (sat) – IC
Collector current IC (A)
VCE – IB
Base current IB (mA)
hFE – IC
Collector current IC (A)
Common emitter
VCE = 3 V
0
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
2
6
8
25
−55
Tc = 100°C
4
10
100
0.05
Common emitter
VCE = 3 V
300
500
1000
3000
5000
10000
0.1
0.3
0.5
1
3
5
Tc = 100°C
25
−55
0
0.1
1
10
0.3 0.5
3
5
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
50 100
IC = 5 A
0.1
1
3
300
0.4
30
Common emitter
Tc = 25°C
0.1
Common emitter
IC/IB = 250
0.5
0.3
0.5
1
3
5
10
1
3
5
10
100
25
Tc = −55°C
0
0
1
IB = 0.3 mA
Common emitter
Tc = 25°C
0.5
0.7
5
1.5
2.5
2
4
6
8
10
2
4
6
8
Common emitter
IC/IB = 250
100
25
Tc = −55°C
0.1
0.3
0.5
1
3
5
10
0.5
1
3
5
10



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com