công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMD63N02X bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMD63N02X
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXMD63N02X bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  ZXMD63N02X Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXMD63N02X Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
ZXMD63N02X
0.1
10
100
0.0001
0.1
100
080
160
VDS - Drain-Source Voltage (V)
Safe Operating Area
0.1
10
100
DC
1s
100ms
D=0.1
D=0.2
120
60
D=0.05
0
Pulse Width (s)
Transient Thermal Impedance
1.4
0.8
0
T - Temperature (°)
Derating Curve
Refer Note (b)
Single Pulse
D=0.5
10ms
1ms
100us
Pulse Width (s)
100
40
80
20
0.01
10
0.001
1
160
80
0
0.0001
1000
0.001 0.01
0.1
1
10
Transient Thermal Impedance
D=0.5
D=0.2
D=0.1
D=0.05
Single Pulse
100
140
60
120
100
40
20
Refer Note (a)
1.2
0.6
1.0
0.4
0.2
60
140
20
40
100
120
1
1
Refer Note (a)
Refer Note (b)
Refer Note (a)
CHARACTERISTICS
3
ISSUE
1 - JUNE 2004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com