công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXM61P02FTC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXM61P02FTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZXM61P02FTC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  ZXM61P02FTC Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated ZXM61P02FTC Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
0.1
10
100
0
3
-VDS - Drain Source Voltage (V)
Capacitance v Drain-Source Voltage
0
200
350
ID=-0.61A
5
0
Q -Charge (nC)
Gate-Source Voltage v Gate Charge
VDS=-16V
Coss
Crss
Vgs=0V
f=1MHz
1
Ciss
300
250
150
100
50
0.5
1
1.5
2
2.5
1
2
3
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
Basic Gate Charge Waveform
Gate Charge Test Circuit
Switching Time Waveforms
Switching Time Test Circuit
ZXM61P02F
6
ISSUE
1 - JUNE 2004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com