công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT3083MPQ bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT3083MPQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT3083MPQ bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Linear Technology

Back Button LT3083MPQ Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 23Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 24Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 25Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 26Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 27Page - Linear Technology LT3083MPQ Datasheet HTML 28Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 28 page
background image
LT3083
25
3083f
PACKAGE DESCRIPTION
DF Package
12-Lead Plastic DFN (4mm × 4mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1733 Rev Ø)
4.00
0.10
(4 SIDES)
NOTE:
1. DRAWING IS PROPOSED TO BE MADE A JEDEC PACKAGE OUTLINE MO-220
VARIATION (WGGD-X)—TO BE APPROVED
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. EXPOSED PAD SHALL BE SOLDER PLATED
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION
ON THE TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
PIN 1
TOP MARK
(NOTE 6)
0.40
0.10
1
6
12
7
BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD
2.65
0.10
0.75
0.05
R = 0.115
TYP
0.25
0.05
0.50 BSC
2.50 REF
3.38 0.10
0.200 REF
0.00 – 0.05
(DF12) DFN 0806 REV Ø
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED
0.70 0.05
0.25 0.05
0.50 BSC
3.10
0.05
4.50
0.05
PACKAGE OUTLINE
PIN 1 NOTCH
R = 0.20 TYP OR
0.35
45
CHAMFER
2.65
0.05
3.38 0.05
2.50 REF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com