công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC2194YM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC2194YM
Giải thích chi tiết về linh kiện  400kHz SO-8 Buck Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC2194YM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Micrel Semiconductor

  MIC2194YM Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC2194YM Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
April 2005
5
MIC2194
MIC2194
Micrel
Typical Characteristics
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
5
10
15
INPUT VOLTAGE (V)
Quiescent Current
vs. Input Voltage
Standby
Switching
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120
TEMPERATURE (
°C)
Quiescent Current
vs. Temperature
V
IN = 5V
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.05
05
10
15
INPUT VOLTAGE (V)
V
DD
vs. Input Voltage
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120
TEMPERATURE (
°C)
V
DD
vs. Temperature
V
IN = 5V
2.85
2.87
2.89
2.91
2.93
2.95
2.97
2.99
3.01
3.03
3.05
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
V
DD
LOAD CURRENT (mA)
V
DD
vs. Load
V
IN = 3.3V
V
IN = 12V
V
IN =5V
1.2430
1.2435
1.2440
1.2445
1.2450
1.2455
02468
10 12 14
INPUT VOLTAGE (V)
Error Amp Reference Voltage
vs. Input Voltage
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.3
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120
TEMPERATURE (
°C)
Error Amp Reference Voltage
vs. Temperature
V
IN = 5V
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
0246
8
10
12
14
INPUT VOLTAGE (V)
Frequency Variation
vs. Input Voltage
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
-50 -30 -10 10 30 50 70 90 110
TEMPERATURE (
°C)
Frequency Variation vs.
Temperature
V
IN = 5V
90
95
100
105
110
115
120
125
130
02468
10 12 14
INPUT VOLTAGE (V)
Overcurrent Threshold vs.
Input Voltage
80
85
90
95
100
105
110
115
120
-40 -20 0
20 40 60 80 100 120
TEMPERATURE (
°C)
Current Limit Threshold
vs. Temperature
V
IN = 5V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
02468
10 12 14
INPUT VOLTAGE (V)
OUTP Drive Impedance
vs. Input Voltage
Sink (
Ω)
Source(
Ω)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com