công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC2194 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC2194
Giải thích chi tiết về linh kiện  400kHz SO-8 Buck Control IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC2194 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micrel Semiconductor

  MIC2194_05 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC2194_05 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
April 2005
3
MIC2194
MIC2194
Micrel
Electrical Characteristics
V
IN = 5V, VOUT = 3.3V, TJ = 25°C, unless otherwise specified. Bold values indicate –40°C<TJ<+125°C.
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Units
Regulation
Feedback Voltage Reference
(1%)
1.233
1.245
1.257
V
(2%)
1.22
1.245
1.27
V
Feedback Bias Current
50
nA
Output Voltage Line Regulation
5V
≤ V
IN ≤ 9V
0.15
% / V
Output Voltage Load Regulation
0mV < (V
IN – VCS) < 75mV
0.9
%
Output Voltage Total Regulation
5V
≤V
IN ≤ 9V, 0mV < (VIN – VCS) < 75mV (±3%)
1.208
1.282
V
Input & V
DD Supply
V
IN Input Current (IQ)
(excluding external MOSFET gate current)
1
2
mA
Shutdown Current (I
SD)VEN = 0V
0.5
5
µA
Digital Supply Voltage (V
DD)IL = 0
2.82
3.0
3.18
V
Digital Supply Load Regulation
I
L = 0 to 1mA
0.1
V
Undervoltage Lockout
V
DD upper threshold (turn on threshold)
2.65
V
UVLO Hysteresis
100
mV
Enable/UVLO
Enable Input Threshold
0.6
0.9
1.2
V
UVLO Threshold
1.4
1.5
1.6
V
Enable Input Current
V
EN/UVLO = 5V
0.2
5
µA
Current Limit
Current Limit Threshold Voltage
V
IN – VCS voltage to trip current limit
90
110
130
mV
Error Amplifier
Error Amplifier Gain
20
V/V
Current Amplifier
Current Amplifier Gain
3.0
V/V
Oscillator Section
Oscillator Frequency (f
O)
360
400
440
kHz
Maximum Duty Cycle
V
FB = 1.0V
100
%
Minimum On Time
V
FB = 1.5V
165
ns
Frequency Foldback Threshold
Measured on FB
0.3
V
Frequency Foldback Frequency
90
kHz
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Supply Voltage (V
IN) ..................................................... 15V
Digital Supply Voltage (V
DD) ........................................... 7V
Enable Pin Voltage (V
EN) ............................. –0.3V to +15V
Comp Pin Voltage (V
COMP) ............................ –0.3V to +3V
Feedback Pin Voltage (V
FB) .......................... –0.3V to +3V
Current Sense Voltage (V
IN –VCS) ................. –0.3V to +1V
Power Dissipation (P
D) ..................... 285mW @ TA = 85°C
Ambient Storage Temp ............................ –65
°C to +150°C
ESD Rating, Note 3 ...................................................... 2kV
Operating Ratings (Note 2)
Supply Voltage (V
IN) .................................... +2.9V to +14V
Junction Temperature ....................... –40
°C ≤ T
J ≤ +125°C
Package Thermal Resistance
θ
JA 8-lead SOP ................................................. 140°C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com