| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ZXCD1210 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZXCD1210 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Diodes Incorporated |
|
7 / 8 page ![]() ZXCD1210 Issue 2 - October 2007 7 www.zetex.com © Zetex Semiconductors plc 2007 Package outline Note: Controlling dimensions are in millimeters. Approximate dimensions are provided in inches Ordering information Dim. Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 0.70 0.80 0.028 0.032 A1 0.00 0.05 0.00 0.002 A3 0.178 0.228 0.007 0.009 b 0.25 0.35 0.010 0.014 D 3.95 4.05 0.156 0.159 D2 2.05 2.15 0.081 0.085 E 3.95 4.05 0.156 0.159 E2 2.05 2.15 0.081 0.085 e 0.65 BSC 0.026 BSC L 0.35 0.45 0.014 0.018 Device Description Package Tape and reel suffix ZXCD1210JB16 Class D modulator QFN16 4x4 TA (1,000 per reel) TC (3,000 per reel) A1 A D Pin # 1 e b D2 D2 2 |