công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJDLC12 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PJDLC12
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW CAPACITANCE DUAL TRANSIET VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PJDLC12 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  PJDLC12 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PJDLC12 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PJDLC12 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PJDLC12 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PAGE . 3
October 12,2010-REV.00
PJDLC03~PJDLC24
PJDLC24 Marking DJ4
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Reverse Stand-Off Voltage
V
RWM
--
-
24
V
Reverse Breakdown Voltage
V
BR
I
T=1mA
26.7
-
-
V
Reverse Leakage Current
I
R
V
RWM = 24V,
T = 25OC
--
1
μA
Clamping Voltage
V
C
I
PP = 1A
t
p = 8/20 μs
--
43
V
Clamping Voltage
V
C
I
PP = 5A
t
p = 8/20 μs
--
55
V
Junction Capacitance
C
J
Between Pin 1.2 to 3
V
R = 0V, f = 1MHz
--
1.2
pF



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com