công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ5230AS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MMSZ5230AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MMSZ5230AS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  MMSZ5230AS Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5230AS Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5230AS Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. MMSZ5230AS Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
PAGE . 4
REV.0.3-JAN.22.2010
LEGAL STATEMENT
Copyright PanJit International, Inc 2010
The information presented in this document is believed to be accurate and reliable. The specifications and information herein
are subject to change without notice. Pan Jit makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular purpose. Pan Jit products are not authorized for use in life support devices or systems. Pan Jit
does not convey any license under its patent rights or rights of others.
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 12K per 13" plastic Reel
T/R - 5K per 7" plastic Reel
MMSZ5229AS SERIES



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com