công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB110 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện MB110
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

MB110 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  MB110 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. MB110 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. MB110 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
PAGE . 3
MOUNTING PAD LAYOUT
• Packing information
T/R - 3K per 13" plastic Reel
T/R - 0.5Kper 7” plastic Reel
ORDER INFORMATION
LEGAL STATEMENT
Copyright PanJit International, Inc 2009
The information presented in this document is believed to be accurate and reliable. The specifications and information herein
are subject to change without notice. Pan Jit makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular purpose. Pan Jit products are not authorized for use in life support devices or systems. Pan Jit
does not convey any license under its patent rights or rights of others.
MB14~MB120
STAD-MAR.10.2009



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com