công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ER1001ACT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện ER1001ACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

ER1001ACT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  ER1001ACT Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. ER1001ACT Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PAGE . 2
STAD-MAR.06.2009
ER1000CT~ER1006CT
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Fig.4- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
Fig.2- MAXIMUM NON - REPETITIVE SURGE CURRENT
Fig.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTIC
NO. OF CYCLE AT 60HZ
150
125
100
75
50
25
0
1
2
5
10
20
50
100
8.3ms Single
Half Since-Wave
JEDEC Method
0
2
4
6
8
10
LEADLENGHTS
RESISTIVEORINDUCTIVE LOAD
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CASE TEMPERAURE, C
O
.6
.8
1.0
1
1
..
46
1.2
1.8
40
10
1
.1
2.0
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE ,VOLTS
T=25 C
Pulse Width=200us
J
O
600V
300-400V
200V
PERCENT OF RATED PEAK INVERSE VOLTGE, VOLTS
1000
100
10
1.0
0.1
20
40
60
80
100
120
T= 75 C
J
O
T= 25 C
J
O
T= 125 C
J
O



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com