công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FCX718 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện FCX718
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

FCX718 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  FCX718 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FCX718 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FCX718 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SOT89 PNP SILICON POWER
(SWITCHING) TRANSISTOR
ISSSUE 1 - DECEMBER 1998
FEATURES
*
2W POWER DISSIPATION
*
6A Peak Pulse Current
*
Excellent H
FE Characteristics up to 6Amps
*
Extremely Low Saturation Voltage E.g. 16mv Typ.
*
Extremely Low Equivalent On-resistance;
R
CE(sat) 96mΩ at 2.5A
Partmarking Detail -
718
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
-20
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-20
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
Peak Pulse Current **
ICM
-6
A
Continuous Collector Current
IC
-2.5
A
Base Current
IB
-500
mA
Power Dissipation at Tamb=25°C
Ptot
1 †
2 ‡
W
W
Operating and Storage Temperature Range
Tj:Tstg
-55 to +150
°C
†
recommended Ptot calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm
‡
Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4
substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by
other suppliers.
**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300
µs. Duty cycle ≤ 2%
Spice parameter data is available upon request for these devices
Refer to the handling instructions for soldering surface mount components.
C
B
C
E
FCX718


Số phần tương tự - FCX718

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
FCX718 ZETEX-FCX718 Datasheet
50Kb / 3P
PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
FCX718 KEXIN-FCX718 Datasheet
52Kb / 2P
PNP Silicon Power Switching Transistor
logo
Diodes Incorporated
FCX718 DIODES-FCX718_15 Datasheet
71Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
DECEMBER 1998
More results

Mô tả tương tự - FCX718

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
FCX717 DIODES-FCX717 Datasheet
65Kb / 2P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
MAY 1999
FCX789A DIODES-FCX789A Datasheet
95Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
NOVEMBER 1998
FCX1147A DIODES-FCX1147A Datasheet
92Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
DECEMBER 1998
FCX1151A DIODES-FCX1151A Datasheet
66Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
NOVEMBER 1998
FCX790ATA DIODES-FCX790ATA Datasheet
48Kb / 4P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
OCTOBER 2005
logo
List of Unclassifed Man...
FCX1151ATA ETC2-FCX1151ATA Datasheet
66Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
FCX718 DIODES-FCX718_15 Datasheet
71Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
DECEMBER 1998
FCX1147A DIODES-FCX1147A_15 Datasheet
92Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
DECEMBER 1998
FCX1149A DIODES-FCX1149A_15 Datasheet
124Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
SEPTEMBER 1999
FCX1151A DIODES-FCX1151A_15 Datasheet
66Kb / 3P
SOT89 PNP SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR
NOVEMBER 1998
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com