công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD1040CS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện BD1040CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BD1040CS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  BD1040CS Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BD1040CS Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PAGE . 2
STAD-APR.30.2009
BD1040CS~BD10200CS
Fig.4- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTIC
NO. OF CYCLE AT 60Hz
110
100
0
20
40
60
80
100
120
Fig.3- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE,(%)
120
140
10
1.0
0.1
.01
.001
0
20406080
100
T =100 C
J
O
T=
J
75 C
O
T=
J
25 C
O
R
ATING AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.2- MAXIMUM NON - REPETITIVE
FORWARD SURGE CURRENT
0.1
1.0
10
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
T=25 C
A
O
40-45V
80-100V
150-200V
50-60V
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Fig.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CASE TEMPERATURE, C
O
20.0
16.0
8.0
0
4.0
12.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
=40V
= 45-200V
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com