công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJD32C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện MJD32C
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

MJD32C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  MJD32C Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated MJD32C Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated MJD32C Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated MJD32C Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated MJD32C Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated MJD32C Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MJD32C
Document number: DS31624 Rev. 3 - 2
5 of 6
www.diodes.com
May 2010
© Diodes Incorporated
MJD32C
Package Outline Dimensions
Suggested Pad Layout
TO252-3L
Dim
Min
Max
Typ
A
2.19
2.39
2.29
A1
0.00
0.13
0.08
A2
0.97
1.17
1.07
b
0.64
0.88
0.783
b2
0.76
1.14
0.95
b3
5.21
5.46
5.33
c2
0.45
0.58
0.531
D
6.00
6.20
6.10
D1
5.21
−
−
e
−
−
2.286
E
6.45
6.70
6.58
E1
4.32
−
−
H
9.40
10.41
9.91
L
1.40
1.78
1.59
L3
0.88
1.27
1.08
L4
0.64
1.02
0.83
a
0°
10°
−
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
Z
11.6
X1
1.5
X2
7.0
Y1
2.5
Y2
7.0
C
6.9
E1
2.3
b3
E
2X b2
D
L4
A
c2
e
A1
L
L3
3X b
a
H
A2
E1
X2
C
Z
X1
Y1
E1
Y2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com