công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 2N7002A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

2N7002A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  2N7002A Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 2N7002A Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 2N7002A Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 2N7002A Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2N7002A
Fig. 2 Typical Transfer Characteristics
V
, GATE SOURCE VOLTAGE (V)
GS
0.01
0.1
1
12
3
4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
5
T = -55°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 150°C
A
V
= 5V
Pulsed
DS
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Fig. 3 On-Resistance vs. Drain Current & Gate Voltage
I , DRAIN-SOURCE CURRENT (A)
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
V
= 5V
GS
V
= 10V
GS
Fig. 6 Typical Total Capacitance
V
, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
1
10
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
C
iss
Coss
Crss
Fig. 5 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature
-50
-25
0
25
50
75
100
125 150
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
A
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
1.0
I = 250µA
D
2N7002A
Document number: DS31360 Rev. 4 - 2
2 of 4
www.diodes.com
May 2008
© Diodes Incorporated



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com