công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDZ9V1CS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DDZ9V1CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DDZ9V1CS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  DDZ9V1CS Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
DDZ5V1BS - DDZ43S
10n
100n
1m
05
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 3 Typical Zener Breakdown Characteristics
Z
10m
100m
10
15
20
25
30
35
40
45
1m
100n
10m
100m
4.0
6.0
8.0
10.0
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Zener Breakdown Characteristics,
DDZ5V6BS - DDZ9V1CS
Z
5.0
7.0
9.0
8.0
11.0
13.0
15.0
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 5 Typical Zener Breakdown Characteristics,
DDZ10CS - DDZ14S
Z
10.0
12.0
14.0
1m
100n
10m
100m
14
16
18
20
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 6 Typical Zener Breakdown Characteristics,
DDZ15S - DDZ18CS
Z
15
17
19
1m
100n
10m
100m
19
21
23
25
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 7 Typical Zener Breakdown Characteristics,
DDZ20CS - DDZ24CS
Z
20
22
24
1m
100n
10m
100m
DDZ5V1BS - DDZ43S
Document number: DS30414 Rev. 6 - 2
3 of 6
www.diodes.com
June 2008
© Diodes Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com