công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT91SAM7L64 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT91SAM7L64
Giải thích chi tiết về linh kiện   numberHigh-performance 32-bit RISC Architecture
PDF  564 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT91SAM7L64 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ATMEL Corporation

  AT91SAM7L64 Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT91SAM7L64 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 564 page
background image
4
6257A–ATARM–20-Feb-08
AT91SAM7L128/64 Preliminary
2.
Block Diagram
Figure 2-1.
AT91SAM7L128/64 Block Diagram
TDI
TDO
TMS
TCK
NRST
FIQ
IRQ0-IRQ1
PCK0-PCK2
PMC
Peripheral Bridge
Peripheral Data
Controller
AIC
PLL
SRAM
2 Kbytes( Back-up)
4 Kbytes (Core)
ARM7TDMI
Processor
ICE
JTAG
SCAN
JTAGSEL
PIOA (26 IOs)
Timer Counter
NPCS0
NPCS1
NPCS2
NPCS3
MISO
MOSI
SPCK
Flash
64/128 Kbytes
DRXD
DTXD
TCLK0
TCLK1
TCLK2
TIOA0
TIOB0
TIOA1
TIOB1
TIOA2
TIOB2
Memory Controller
Abort
Status
Address
Decoder
Misalignment
Detection
APB
Embedded
Flash
Controller
AD0
AD1
AD2
AD3
ADTRG
11 Channels
PDC
PDC
SPI
PDC
ADC
ADVREF
TC0
TC1
TC2
TWD
TWCK
TWI
XIN
XOUT
VDDIO1
PWMC
PWM0
PWM1
PWM2
PWM3
1.8 V
Voltage
Regulator
GND
VDDOUT
VDDCORE
VDDIO1
VDDCORE
Fast Flash
Programming
Interface
ERASE
PGMD0-PGMD15
PGMNCMD
PGMEN0-PGMEN2
PGMRDY
PGMNVALID
PGMNOE
PGMCK
PGMM0-PGMM3
VDDIO2
TST
DBGU
PDC
PDC
PIT
WDT
System Controller
VDDIO1
SAM-BA
ROM (12 Kbytes)
NRSTB
FWUP
PIOB (24 IOs)
LCD Controller
SEG00-SEG39
COM0-COM9
PIOC (30 IOs)
32k RCOSC
Supply
Controller
POR
OSC
BOD
2 MHz RCOSC
VDDIO1
RTC
USART0
RXD0
TXD0
SCK0
RTS0
CTS0
PDC
PDC
USART1
RXD1
TXD1
SCK1
RTS1
CTS1
DCD1
DSR1
DTR1
RI1
PDC
PDC
PDC
PDC
VDDLCD
CAPP1
CAPM1
CAPP2
CAPM2
CLKIN
PLLRC
VDD3V6
LCD
Voltage
Regulator
VDDIO2
Charge
Pump
VDDINLCD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com