công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6A
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6A bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6A Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6A Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 81 page
background image
STM8L101xx
Electrical parameters
Doc ID 15275 Rev 11
47/81
Figure 17.
Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 3 V
Figure 18.
Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 1.65 V to 3.6 V
Low speed internal RC oscillator (LSI)
Table 23.
LSI oscillator characteristics (1)
1.
VDD = 1.65 V to 3.6 V, TA = -40 to 125 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
Frequency
26
38
56
kHz
fdrift(LSI)
LSI oscillator frequency
drift(2)
2.
For each individual part, this value is the frequency drift from the initial measured frequency.
0 °C
≤TA ≤ 85 °C
-12
-
11
%
ai17021
-5.0%
-4.5%
-4.0%
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Temperature (°C)
3V min
3V typical
3V max
ai17019
-5.0%
-4.5%
-4.0%
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130 140
Temperature (°C)
Min 1.65V-3.6V
Max 1.65V-3.6V
3V typical



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com