công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC4808B-2MSTRT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC4808B-2MSTRT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Dual Ended PWM Controller
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC4808B-2MSTRT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

Back Button SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation SC4808B-2MSTRT Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
7
© 2009 Semtech Corp.
www.semtech.com
SC4808B-2
POWER MANAGEMENT
4.200
4.250
4.300
4.350
4.400
4.450
4.500
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
Vcc UVLO (Rising)
Vcc UVLO (Falling)
3.60
3.65
3.70
3.75
3.80
3.85
3.90
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
Operating Iq, Vcc = 5V
Operating Iq, Vcc = 5.25V
SC4808B-2 Typical Characteristics
(SC4808B-2A)
Iq (start up) vs. Temperature
Iq (operating) vs. Temperature
Reference vs. Temperature
FB to CS Offset vs. Temperature
Current sense vs. Temperature
Vcc UVLO vs. Temperature
400
500
600
700
800
900
1000
1100
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
Max Current Sense Signal
Over Current Signal
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
FB to CS Offset
3.16
3.17
3.18
3.19
3.2
3.21
3.22
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
Reference, Vcc = 5V
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110
125
Ta (°C)
Start up Iq, Vcc = 4V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com