công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP2181_0906 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP2181_0906
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A SINGLE CHANNEL CURRENT-LIMITED POWER
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP2181_0906 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP2181_0906 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated AP2181_0906 Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
AP2181/AP2191
1.5A SINGLE CHANNEL CURRENT-LIMITED POWER
SWITCH
AP2181/AP2191 Rev. 6
8 of 18
JUNE 2009
DS31563
www.diodes.com
© Diodes Incorporated
Typical Performance Characteristics
(Continued)
UVLO Decreasing
10ms/div
Current Limit Response vs Peak Current
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
02
468
10
12
Peak Current (A)
Turn-On Time vs Input Voltage
250
350
450
550
650
750
850
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Input Voltage (V)
Turn-Off Time vs Input Voltage
25
30
35
40
45
50
55
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Input Voltage (V)
Rise Time vs Input Voltage
300
350
400
450
500
550
600
650
22.533.544.555.56
Input Voltage (V)
Fall Time vs Input Voltage
19
20
21
22
23
24
25
22.53
3.5
44.555.5
6
Input Voltage (V)
CL=1uF
RL=10Ω
TA=25°C
CL=1uF
RL=10Ω
TA=25°C
CL=1uF
RL=10Ω
TA=25°C
CL=1uF
RL=10Ω
TA=25°C
Iout
500mA/div
Vin
2V/div
TA=25°C
CL=68uF
RL=3.3Ω
VIN=5V
TA=25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com