công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FX839D2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - CML Microcircuits

tên linh kiện FX839D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analogue Control Interface
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CMLMICRO [CML Microcircuits]
Trang chủ  http://www.cmlmicro.com
Logo CMLMICRO - CML Microcircuits

FX839D2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - CML Microcircuits

Back Button FX839D2 Datasheet HTML 7Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 8Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 9Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 10Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 11Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 12Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 13Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 14Page - CML Microcircuits FX839D2 Datasheet HTML 15Page - CML Microcircuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
Analogue Control Interface
FX839
© 1997 Consumer Microcircuits Limited
11
D/839/4
CLOCK/IRQ CONTROL Register (Hex Address $D0)
This register controls the ADC clock divide ratio:
Bits 7 to 3
Reserved for future use. These bits should be set to '0'.
DIVIDER
(Bit 2 to Bit 0)
The input clock divide ratio, which sets the ADC clock frequency is defined in the
following table:
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Function
0
0
0
Powersave
001
÷1
010
÷2
011
÷4
100
÷8
101
÷16
110
÷32
111
÷64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22