công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1L06 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1L06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1L06 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STTH1L06_09 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH1L06_09 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
STTH1L06
Package information
Doc ID 8321 Rev 4
7/9
Figure 17.
Footprint (dimensions in mm)
Table 7.
SMB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A1
1.90
2.45
0.075
0.096
A2
0.05
0.20
0.002
0.008
b
1.95
2.20
0.077
0.087
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
3.30
3.95
0.130
0.156
E
5.10
5.60
0.201
0.220
E1
4.05
4.60
0.159
0.181
L
0.75
1.50
0.030
0.059
Table 8.
DO-41 (plastic) dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.07
5.20
0.160
0.205
B
2.04
2.71
0.080
0.107
C25.4
1
D
0.71
0.86
0.028
0.034
E
C
L
E1
D
A1
A2
b
2.60
5.84
1.62
2.18
1.62
ØD ØB
A
CC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9