| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS6045CP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS6045CP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 5 page ![]() STPS6045CP/CPI/CW 4/5 PACKAGE MECHANICAL DATA SOT-93 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.70 4.90 1.185 0.193 C 1.90 2.10 0.075 0.083 D 2.50 0.098 D1 2.00 0.078 E 0.50 0.78 0.020 0.031 F 1.10 1.30 0.043 0.051 F3 1.75 0.069 F4 2.10 0.083 G 10.80 11.10 0.425 0.437 H 14.70 15.20 0.279 0.598 L 12.20 0.480 L2 16.20 0.638 L3 18.0 0.709 L5 3.95 4.15 0.156 0.163 L6 31.00 1.220 O 4.00 4.10 0.157 0.161 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 1.45 1.55 0.057 0.061 C 14.35 15.60 0.565 0.614 D 0.5 0.7 0.020 0.028 E 2.7 2.9 0.106 0.114 F 15.8 16.5 0.622 0.650 G 20.4 21.1 0.815 0.831 H 15.1 15.5 0.594 0.610 J 5.4 5.65 0.213 0.222 K 3.4 3.65 0.134 0.144 L 4.08 4.17 0.161 0.164 P 1.20 1.40 0.047 0.055 R 4.60 0.181 PACKAGE MECHANICAL DATA TOP-3I (isolated) |