công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20L45CFP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS20L45CFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low drop power Schottky rectifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS20L45CFP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPS20L45CFP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS20L45CFP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Package information
STPS20L45C
6/9
Table 5.
TO-220AB
dimensions
Ref
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9