| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
START499D bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
START499D bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() START499D Package mechanical data Doc ID 14496 Rev 4 13/18 Figure 19. Package dimensions Table 8. SOT-89 mechanical data Dim. mm. Inch Min Typ Max Min Typ Max A 1.4 1.6 55.1 63.0 B 0.44 0.56 17.3 22.0 B1 0.36 0.48 14.2 18.9 C 0.35 0.44 13.8 17.3 C1 0.35 0.44 13.8 17.3 D 4.4 4.6 173.2 181.1 D1 1.62 1.83 63.8 72.0 E 2.40 2.6 94.5 102.4 e 1.42 1.57 55.9 61.8 e1 2.92 3.07 115.0 120.9 H 3.94 4.25 155.1 167.3 L 0.89 1.2 35.0 47.2 |