công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M5451 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M5451
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED DISPLAY DRIVERS
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M5451 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M5451 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M5451 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
M5450, M5451
10/12
Table 5. PLCC44 - Mechanical Data
Figure 15. PLCC44 - Package Dimensions
Note: Drawing is not to scale.
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
17.4
17.65
0.685
0.695
B
16.51
16.65
0.650
0.656
C
3.65
3.7
0.144
0.146
D
4.2
4.57
0.165
0.180
d1
2.59
2.74
0.102
0.108
d2
0.68
0.027
E
14.99
16
0.590
0.630
e
1.27
0.050
e3
12.7
0.500
F
0.46
0.018
F1
0.71
0.028
G
0.101
0.004
M
1.16
0.046
M1
1.14
0.045
39
44
6
21
D
d1
d2
C
M
B
M1
A
G (Seating Plane Coplanarity)
38
7
18
29
28
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12