công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD2985BM30R bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD2985BM30R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop and low noise voltage regulator low ESR capacitors compatible, with inhibit function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD2985BM30R bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button LD2985BM30R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LD2985BM30R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Electrical characteristics
LD2985Axx, LD2985Bxx
8/21
VIH
Control input logic high
TJ= -40 to 125°C
2
V
IINH
Control input current
VINH = 5V, TJ= -40 to 125°C
5
15
µA
VINH = 0V, TJ= -40 to 125°C
0
-1
eN
Output noise voltage
B = 300 Hz to 50 kHz, CBYP = 0.01µF,
CO = 10µF
30
µV
Table 5.
Electrical characteristics for LD2985A (continued) (TJ = 25 °C, VI = VO + 1 V, IO = 50 mA,
VSHDN = 2 V, CI = CO = 1 µF, unless otherwise specified).
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Table 6.
Electrical characteristics for LD2985B (TJ = 25 °C, VI = VO + 1 V, IO = 50 mA, VSHDN = 2
V, CI = CO = 1 µF, unless otherwise specified).
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VOP
Operating input voltage
2.5
16
V
VO
Output voltage
VI = 2.5V
1.463
1.5
1.537
V
IO = 1 to 150mA
1.455
1.545
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
1.440
1.560
VO
Output voltage
VI = 2.8V
1.755
1.8
1.845
V
IO = 1 to 150mA
1.746
1.854
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
1.728
1.872
VO
Output voltage
VI = 3.5V
2.437
2.5
2.562
V
IO = 1 to 150mA
2.425
2.575
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.4
2.6
VO
Output voltage
VI = 3.5V
2.633
2.7
2.767
V
IO = 1 to 150mA
2.619
2.781
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.592
2.808
VO
Output voltage
VI = 3.8V
2.73
2.8
2.87
V
IO = 1 to 150mA
2.716
2.884
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.688
2.912
VO
Output voltage
VI = 3.85V
2.779
2.85
2.921
V
IO = 1 to 150mA
2.764
2.935
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.736
2.964
VO
Output voltage
VI = 4.0V
2.925
3.0
3.075
V
IO = 1 to 150mA
2.91
3.09
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.88
3.12
VO
Output voltage
VI = 4.1V
3.023
3.1
3.177
V
IO = 1 to 150mA
3.007
3.193
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
2.976
3.224
VO
Output voltage
VI = 4.2V
3.120
3.2
3.28
V
IO = 1 to 150mA
3.104
3.296
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
3.072
3.328
VO
Output voltage
VI = 4.3V
3.218
3.3
3.382
V
IO = 1 to 150mA
3.201
3.399
IO = 1 to 150mA, TJ= -40 to 125°C
3.168
3.432



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com