công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD2985BM27R bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD2985BM27R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop and low noise voltage regulator low ESR capacitors compatible, with inhibit function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD2985BM27R bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button LD2985BM27R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LD2985BM27R Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
LD2985Axx, LD2985Bxx
Typical characteristics
13/21
Figure 15.
Load transient
Figure 16.
Load transient
VO = 2.5V, IO = 0 to 50mA, no CI, CO = 10µF, tr=tf=2ns
VO = 2.5V, IO = 0 to 50mA, no CI, CO = 4.7µF, tr=tf=2ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com