công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD2985BM18R bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD2985BM18R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop and low noise voltage regulator low ESR capacitors compatible, with inhibit function
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD2985BM18R bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button LD2985BM18R Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LD2985BM18R Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 21 page
background image
Revision history
LD2985Axx, LD2985Bxx
20/21
9
Revision history
Table 8.
Document revision history
Date
Revision
Changes
22-Aug-2005
4
Add new value VO ==> 2.7 V on tables 5 and 6.
02-Sep-2005
5
Mistake VO min. ==> 2.7 V on table 5.
25-Jul-2006
6
Order codes updated.
13-Feb-2008
7
Added: Table 1 on page 1.
04-Mar-2008
8
Modified: Table 5 on page 6 and Table 6 on page 8.
10-Jul-2008
9
Modified: Table 1 on page 1 and Table 7 on page 19.
27-Aug-2008
10
Modified: Features on page 1.
27-Jan-2009
11
Modified: Features on page 1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com