công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T810-800G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện T810-800G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

T810-800G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button T810-800G Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics T810-800G Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Package information
BTA08, BTB08 and T8 Series
6/12
Doc ID 7472 Rev 7
2
Package information
●
Epoxy meets UL94, V0
●
Lead-free packages
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 13.
Footprint (dimensions in mm)
Table 6.
D2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
4.60
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.25
1.40
0.048 0.055
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.21
1.36
0.047
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.28 0.393
0.405
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85 0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
R
0.40
0.016
V2
0°
8°
0°
8°
G
L
L3
L2
B
B2
E
2mm min.
FLAT ZONE
A
C2
D
R
A2
V2
C
A1
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com