công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSC81090 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Advanced Semiconductor

tên linh kiện MSC81090
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASI [Advanced Semiconductor]
Trang chủ  http://www.advancedsemiconductor.com
Logo ASI - Advanced Semiconductor

MSC81090 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Advanced Semiconductor

  MSC81090 Datasheet HTML 1Page - Advanced Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A D V A N C E D S E M I C O N D U C T O R, I N C.
REV. A
7525 ETHEL AVENUE
• NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 • (818) 982-1200 • FAX (818) 765-3004
1/1
Specifications are subject to change without notice.
CHARACTERISTICS TC = 25 °C
SYMBOL
NONETEST CONDITIONS
MINIMUM TYPICAL MAXIMUM
UNITS
BVCBO
IC = 1.0 mA
45
V
BVCER
IC = 5.0 mA
RBE = 10 Ω
45
V
BVEBO
IE = 1.0 mA
3.5
V
ICBO
VCB = 28 V
0.5
mA
hFE
VCE = 5.0 V
IC = 100 mA
15
120
---
Cob
VCB = 18 V
f = 1.0 MHz
3.2
pF
POUT
η
C
GP
VCE = 18 V
PIN = 0.2 W
f = 1.0 GHz
2.0
50
10
2.2
55
10.4
W
%
dB
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
MSC81090
DESCRIPTION:
The ASI MSC81090 is Designed for
General Purpose Class A Power
Amplifier Applications from 0.4 - 1.2
GHz.
FEATURES:
• P
G = 10 dB min. at 2.0 W/ 1.0 GHz
• Hermetically sealed Package
• Omnigold™ Metalization System
• Emitter Ballasted
MAXIMUM RATINGS
IC
200 A
VCC
35 V
PDISS
6.25 W @ TC ≤ 75 °C
TJ
-65 °C to +200 °C
TSTG
-65 °C to +200 °C
θ
JC
20 °C/W
PACKAGE STYLE .230 4L STUD
COMMON EMITTER


Số phần tương tự - MSC81090

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
MSC81002 STMICROELECTRONICS-MSC81002 Datasheet
101Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS
Oct-1992
MSC81005 STMICROELECTRONICS-MSC81005 Datasheet
99Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS
Oct-1992
logo
Motorola, Inc
MSC8101 MOTOROLA-MSC8101 Datasheet
1Mb / 104P
Network Digital Signal Processor
logo
Freescale Semiconductor...
MSC8101 FREESCALE-MSC8101 Datasheet
378Kb / 28P
Silicon Errata for the MSC8101 Processor, Mask 0K40A
logo
STMicroelectronics
MSC81010 STMICROELECTRONICS-MSC81010 Datasheet
101Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS
Oct-1992
More results

Mô tả tương tự - MSC81090

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE346 NTE-NTE346 Datasheet
23Kb / 2P
Silicon NPN Transistor RF Power Transistor
logo
Tyco Electronics
MRF16030 MACOM-MRF16030 Datasheet
133Kb / 5P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
MRF429 MACOM-MRF429 Datasheet
163Kb / 5P
RF POWER TRANSISTOR NPN SILICON
logo
Advanced Semiconductor
BLV30 ASI-BLV30 Datasheet
13Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
MRF315A ASI-MRF315A Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
REV. A
ASIS50-28 ASI-ASIS50-28 Datasheet
20Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
MRA0610-18A ASI-MRA0610-18A Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
CM45-28 ASI-CM45-28 Datasheet
15Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
BM30-12 ASI-BM30-12 Datasheet
60Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
B25-28 ASI-B25-28 Datasheet
14Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com