công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST11LP12 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Storage Technology, Inc

tên linh kiện SST11LP12
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.9-5.8 GHz High-Linearity Power Amplifier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Trang chủ  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST11LP12 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Back Button SST11LP12_10 Datasheet HTML 3Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 4Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 5Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 6Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 10Page - Silicon Storage Technology, Inc SST11LP12_10 Datasheet HTML 11Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
Data Sheet
4.9-5.8 GHz High-Linearity Power Amplifier
SST11LP12
7
©2010 Silicon Storage Technology, Inc.
S71278-04-000
12/10
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Test Conditions: VCC = 3.3V, TA = 25°C, VREG = 2.85V unless otherwise specified
EVM for 54 Mbps operation
FIGURE 4: EVM versus Output Power
FIGURE 5: Power Supply Current versus Output Power
1278 F4.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Output Power (dBm)
EVM versus Output Power
4.920 GHz
5.180 GHz
5.500 GHz
5.805 GHz
1278 F5.2
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Output Power (dBm)
Supply Current versus Output Power
4.920 GHz
5.180 GHz
5.500 GHz
5.805 GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com