công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC157D bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC157D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-input multiplexer
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC157D bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC157D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74HC157D Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
74HC_HCT157
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3 — 31 December 2010
13 of 18
NXP Semiconductors
74HC157; 74HCT157
Quad 2-input multiplexer
Fig 12. Package outline SOT403-1 (TSSOP16)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
5.1
4.9
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.40
0.06
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT403-1
MO-153
99-12-27
03-02-18
w M
b p
D
Z
e
0.25
18
16
9
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP16: plastic thin shrink small outline package; 16 leads; body width 4.4 mm
SOT403-1
A
max.
1.1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com