công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AVR32768 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AVR32768
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Bit AVR UC3 C Series Schematic Checklist
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AVR32768 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ATMEL Corporation

Back Button AVR32768 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation AVR32768 Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
AVR32768
11
32157A-AVR-12/10
Figure 7-4.
Differential external voltage reference.
Table 7-5.
ADC differential voltage inputs, internal reference not used.
Signal name
Recommended pin connection
Description
ADCVREFP
100nF decoupling capacitor
Used as decoupling for internal reference voltage
ADCVREFN
100nF decoupling capacitor
Used as decoupling for internal reference voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com