| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TLE4471 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE4471 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Infineon Technologies AG |
|
21 / 24 page ![]() Data Sheet 21 Rev. 1.6, 2009-02-03 TLE 4471 Enable Currents I E1, IE3 and Output Voltage V Q1 versus Enable Voltages V E1, VE3 Enable Currents I E2, IEN and Output Voltage V Q3 versus Enable Voltages V E2, VEN AED02998 0 0 1 2 3 4 5 µA I E1, IE3 V E1, VE3 12345 V 0 1.5 3 4.5 6 7.5 V Q1 V AED02999 0 0 50 100 150 200 250 µA I E2, IEN V E2, VEN 0.5 1 1.5 2 2.5 V 0 1.5 3 4.5 6 7.5 V Q3 V |