công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4284DV bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4284DV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulator
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4284DV bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4284DV Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG TLE4284DV Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 25 page
background image
Data Sheet
15
Rev. 2.1, 2007-03-20
TLE 4284
Typical Performance Characteristics
Current Consumption I
q versus
Junction Temperature T
j
Current Consumption I
q versus Output
Current I
Q
Current Consumption I
q versus Input
Voltage V
I
Adjust Current I
ADJ and Reference
Voltage V
Ref vs Junction Temperature Tj
1_Iq-Tj.vsd
1
0.1
0.01
10
I
q [mA]
-40
T
j [°C]
-20
20 40
80 100
0
60
140
120
V
I = 13.5V
I
Q = 10mA
2_IQ-IQ.VSD
0.0001
0.01
0.1
0.001
1
I
Q [A]
T
j = 150°C
1
0.1
0.01
10
I
q [mA]
T
j = 25°C
T
j = -40°C
3_Iq-VI.vsd
1
0.1
0.01
10
I
q [mA]
V
I = 13.5V
I
Q = 1mA
0
V
I [V]
20
30
10
40
I
Q = 10mA
I
Q = 500mA
I
Q = 1000mA
1.5V-Version
1.8V-Version
2.6V-Version
3.3V-Version
5.0V-Version
V
Q [V]
4_IADJ_TJ.VSD
1.242
1.24
1.238
1.244
I
ADJ
V
Q
I
Q=10mA
1.248
-40
T
j [°C]
-20
20 40
80 100
0
60
140
120
IADJ
[µA]
73
72
71
74
76
70
1.236



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com