công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMG20271HT1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MMG20271HT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhancement Mode pHEMT Technology (E-pHEMT) High Linearity Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MMG20271HT1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MMG20271HT1 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MMG20271HT1 Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
MMG20271HT1
11
RF Device Data
Freescale Semiconductor
50 OHM APPLICATION CIRCUIT: 2700 MHz
Figure 20. MMG20271HT1 Test Circuit Component Layout
QFN 3x3--12A
Rev. 0
R2
RFIN
RFOUT
*C4 component not used.
C5
C3
C4*
C6
C2
L2
L1
R1
C7
C1
Table 10. MMG20271HT1 Test Circuit Component Designations and Values
Part
Description
Part Number
Manufacturer
C1
1.8 pF Chip Capicitor
GJM1555C1H1R8BB01D
Murata
C2, C3, C7
18 pF Chip Capacitors
GJM1555C1H180GB01D
Murata
C4
Component Not Used
C5
0.1 μF Chip Capacitor
GRM155R61A104K01D
Murata
C6
1.5 pF Chip Capacitor
GJM1555C1H1R5BB01D
Murata
L1, R2 (1)
0 Ω, 1 A Chip Resistor
ERJ2GE0R00X
Panasonic
L2
23 nH Chip Inductor
0402CS--23NXGL
Coilcraft
R1
220 Ω, 1/16 W Chip Resistor
RC0402FR--07220RL
Yageo
PCB
0.010″, εr = 3.38, Multilayer
IS680--338
Isola
1. Location L1 can be an inductor, resistor or jumper depending on frequency.
(Component Designations and Values table repeated for reference.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com