công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8572CPXAVNB bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8572CPXAVNB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8572CPXAVNB bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8572CPXAVNB Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 140 page
background image
MPC8572E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 4
Freescale Semiconductor
69
GPIO
Figure 40 provides the AC test load for the I2C.
Figure 40. I2C AC Test Load
Figure 41 shows the AC timing diagram for the I2C bus.
Figure 41. I2C Bus AC Timing Diagram
14 GPIO
This section describes the DC and AC electrical specifications for the GPIO interface of the MPC8572E.
14.1
GPIO DC Electrical Characteristics
Table 55 provides the DC electrical characteristics for the GPIO interface operating at BVDD = 3.3 V DC.
Table 55. GPIO DC Electrical Characteristics (3.3 V DC)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Supply voltage 3.3V
BVDD
3.13
3.47
V
High-level input voltage
VIH
2BVDD + 0.3
V
Low-level input voltage
VIL
–0.3
0.8
V
Input current
(BVIN
1 = 0 V or BV
IN =BVDD)
IIN
—±5
μA
High-level output voltage
(BVDD =min, IOH =–2 mA)
VOH
BVDD –0.2
—
V
Low-level output voltage
(BVDD =min, IOL =2 mA)
VOL
—0.2
V
Note:
1. Note that the symbol BVIN, in this case, represents the BVIN symbol referenced in Table 1.
Output
Z0 = 50 Ω
OVDD/2
RL = 50 Ω
Sr
S
SDA
SCL
tI2SXKL
tI2CL
tI2CH
tI2DXKL
tI2DVKH
tI2SXKL
tI2SVKH
tI2KHKL
tI2PVKH
PS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com