công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4268 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4268
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator Output voltage tolerance ??짹2%
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4268 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4268 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG TLE4268 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
TLE 4268
Data Sheet
9
Rev. 1.5, 2007-03-20
Figure 4
Test Circuit
AES01541
TLE 4268G
1000 F
µ
VΙ
R
Q
V
Ι Ι
Ι
d
Ι
M
Ι
Q
C D
100 nF
VD
Ι
R
22 F
µ
Q
V
-
Ι
V
VDr =
470 nF
RES
V
V
W
V
Outside the control range
dis
Ι
Ι
W
D
GND
RADJ
RO
Q



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com