công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4271-2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4271-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-V Low Drop Fixed Voltage Regulator Output voltage tolerance ??짹2%
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4271-2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4271-2_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG TLE4271-2_07 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
TLE 4271-2
Data Sheet
9
Rev. 2.7, 2007-06-25
Watchdog trigger
time
t
WI,tr
30
45
66
ms
C
D = 100 nF
see diagram
Watchdog pulse
slew rate
V
WI
5––V/
µs from 20% to 80% V
Q
1) Drop voltage =
V
I - VQ (measured when the output voltage has dropped 100 mV from the nominal value
obtained at 13.5 V input)
2) Test condition not applicable during delay time for power-on reset.
Table 4
Characteristics (cont’d)
V
I = 13.5 V; -40 °C ≤ Tj ≤ 125 °C; VINH > VU,INH (unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit Test Condition
Min.
Typ.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com