công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFS3004PBF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFS3004PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFS3004PBF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRFS3004PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRFS3004PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
IRFB/S/SL3004PbF
10
www.irf.com
D2Pak (TO-263AB) Part Marking Information
D2Pak (TO-263AB) Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
96U@Ã8P9@
`@6SÃÃ2Ã!
X@@FÃ!
6Ã2Ã6TT@H7G`ÃTDU@Ã8P9@
S@8UDAD@S
DIU@SI6UDPI6G
Q6SUÃIVH7@S
QÃ2Ã9@TDBI6U@TÃG@69ÃÃAS@@
QSP9V8UÃPQUDPI6G
A$"T
DIÃUC@Ã6TT@H7G`ÃGDI@ÃÅGÅ
6TT@H7G@9ÃPIÃXXÃ!Ã!
UCDTÃDTÃ6IÃDSA$"TÃXDUC
GPUÃ8P9@Ã'!#
DIU@SI6UDPI6G
GPBP
S@8UDAD@S
GPUÃ8P9@
6TT@H7G`
`@6SÃÃ2Ã!
Q6SUÃIVH7@S
96U@Ã8P9@
GDI@ÃG
X@@FÃ!
25
A$"T
GPBP
6TT@H7G`
GPUÃ8P9@
Note: For the most current drawing please refer to IR website at http://www.irf.com/package/



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com