công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F212BCSDFP bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F212BCSDFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F212BCSDFP bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F212BCSDFP Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F212BCSDFP Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 66 page
background image
R8C/2A Group, R8C/2B Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Rev.2.10
Nov 26, 2007
Page 27 of 60
REJ03B0182-0210
Table 4.6
SFR Information (6)(1)
X: Undefined
NOTE:
1.
The blank regions are reserved. Do not access locations in these regions.
Address
Register
Symbol
After reset
0140h
Timer RD Control Register 0
TRDCR0
00h
0141h
Timer RD I/O Control Register A0
TRDIORA0
10001000b
0142h
Timer RD I/O Control Register C0
TRDIORC0
10001000b
0143h
Timer RD Status Register 0
TRDSR0
11000000b
0144h
Timer RD Interrupt Enable Register 0
TRDIER0
11100000b
0145h
Timer RD PWM Mode Output Level Control Register 0
TRDPOCR0
11111000b
0146h
Timer RD Counter 0
TRD0
00h
0147h
00h
0148h
Timer RD General Register A0
TRDGRA0
FFh
0149h
FFh
014Ah
Timer RD General Register B0
TRDGRB0
FFh
014Bh
FFh
014Ch
Timer RD General Register C0
TRDGRC0
FFh
014Dh
FFh
014Eh
Timer RD General Register D0
TRDGRD0
FFh
014Fh
FFh
0150h
Timer RD Control Register 1
TRDCR1
00h
0151h
Timer RD I/O Control Register A1
TRDIORA1
10001000b
0152h
Timer RD I/O Control Register C1
TRDIORC1
10001000b
0153h
Timer RD Status Register 1
TRDSR1
11000000b
0154h
Timer RD Interrupt Enable Register 1
TRDIER1
11100000b
0155h
Timer RD PWM Mode Output Level Control Register 1
TRDPOCR1
11111000b
0156h
Timer RD Counter 1
TRD1
00h
0157h
00h
0158h
Timer RD General Register A1
TRDGRA1
FFh
0159h
FFh
015Ah
Timer RD General Register B1
TRDGRB1
FFh
015Bh
FFh
015Ch
Timer RD General Register C1
TRDGRC1
FFh
015Dh
FFh
015Eh
Timer RD General Register D1
TRDGRD1
FFh
015Fh
FFh
0160h
UART2 Transmit/Receive Mode Register
U2MR
00h
0161h
UART2 Bit Rate Register
U2BRG
XXh
0162h
UART2 Transmit Buffer Register
U2TB
XXh
0163h
XXh
0164h
UART2 Transmit/Receive Control Register 0
U2C0
00001000b
0165h
UART2 Transmit/Receive Control Register 1
U2C1
00000010b
0166h
UART2 Receive Buffer Register
U2RB
XXh
0167h
XXh
0168h
0169h
016Ah
016Bh
016Ch
016Dh
016Eh
016Fh
0170h
0171h
0172h
0173h
0174h
0175h
0176h
0177h
0178h
0179h
017Ah
017Bh
017Ch
017Dh
017Eh
017Fh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com