công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD90N4F3 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD90N4F3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 5.0 mΩ, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD90N4F3 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STD90N4F3_09 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STD90N4F3_09 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STD90N4F3, STI90N4F3, STP90N4F3, STU90N4F3
Package mechanical data
Doc ID 14212 Rev 3
11/16
DIM.
mm.
min.
typ
max.
A
2.20
2.40
A1
0.901.10
b
0.64
0.90
b2
0.95
b4
5.20
5.40
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.20
E
6.40
6.60
e2.28
e1
4.40
4.60
H
16.10
L
9.00
9.40
(L1)
0.801.20
L2
0.80
V1
10 o
TO-251 (IPAK) mechanical data
0068771_H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16