công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F36CAMDFA bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F36CAMDFA
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F36CAMDFA bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F36CAMDFA Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F36CAMDFA Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 94 page
background image
REJ03B0277-0100 Rev.1.00 Jul.15, 2009
Page 78 of 90
M16C/6C Group
5. Electrical Characteristics
VCC1 = VCC2 = 3 V
Timing Requirements
(VCC1 = VCC2 = 3 V, VSS = 0 V, at Topr = -20 to 85°C/-40 to 85°C unless otherwise specified)
Figure 5.14
Timing Diagram (1)
TAiIN input
TAiOUT input
TBiIN input
TAiIN input
Two-phase pulse input in event counter mode
TAiOUT input
XIN input
t w(H)
tr
tf
t w(L)
tc
t w(TAH)
tc(TA)
t w(TAL)
tc(UP)
t w(UPH)
t w(UPL)
tc(TA)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAIN-TAOUT)
tsu(TAOUT-TAIN)
tsu(TAOUT-TAIN)
tc(TB)
t w(TBH)
t w(TBL)
V
= V
= 3 V
CC1
CC2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com