| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STCD1020RDM6F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCD1020RDM6F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 40 page ![]() STCD1020, STCD1030, STCD1040 List of tables Doc ID 13823 Rev 6 3/40 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Pin names and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 3. Truth table for enable signals (EN 1-4) and output clocks (CLK1-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 4. Absolute maximum ratings (1.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 5. Absolute maximum ratings (2.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 6. Operating and AC measurement conditions (1.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 7. DC and AC characteristics (1.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 8. Operating and AC measurement conditions (2.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 9. DC and AC characteristics (2.8 V supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 10. TDFN - 8-lead (2 x 2 mm) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 11. TDFN - 10-lead (2 x 2.5 mm) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 12. TDFN - 12-lead (2 x 3 mm) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 13. Carrier tape dimensions for TDFN8, TDFN10, and TDFN12 packages . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 14. STCD10x0 top marking information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 15. Landing pattern parameters (TDFN8, TDFN10, TDFN12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 16. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 17. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 |