| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STL128DN bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STL128DN bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 14 page ![]() Package mechanical data STL128DN 10/14 Doc ID 13984 Rev 3 TO-220 type E mechanical data Dim mm Min Typ Max A 4.47 4.67 b 0.70 0.91 b11.17 1.37 c0.310.53 D 14.60 15.70 E 9.96 10.36 e2.54 e1 4.98 5.08 5.18 F1.17 1.37 H1 6.10 6.80 J1 2.52 2.82 L 12.70 13.80 L1 3.20 3.96 L20 15.21 16.77 øP 3.733.94 Q2.59 2.89 |