| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M24M01-HR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24M01-HR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 37 page ![]() M24M01-R, M24M01-W, M24M01-HR List of figures Doc ID 12943 Rev 7 5/37 List of figures Figure 1. Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. SO connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. WLCSP8 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 5. M24M01-R/M24M01-W – Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance (Cbus) for an I 2C bus at maximum frequency f C = 400 kHz . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 6. M24M01-HR – Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance (Cbus) for an I 2C bus at maximum frequency f C = 1MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 7. I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 8. Write mode sequences with WC = 1 (data write inhibited) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 9. Write mode sequences with WC = 0 (data write enabled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 10. Write cycle polling flowchart using ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 11. Read mode sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 12. AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 13. AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 14. SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package outline . . . . . . . . . . . . 27 Figure 15. SO8W – 8-lead plastic small outline, 208 mils body width, package outline . . . . . . . . . . . 28 Figure 16. WLCSP8 – Wafer level chip scale package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 17. M24M01-R die plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 |