| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M41T82SM6F bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T82SM6F bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - STMicroelectronics |
|
55 / 61 page ![]() M41T82-M41T83 Package mechanical data Doc ID 12578 Rev 12 55/61 Figure 31. SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal, outline Note: Drawing is not to scale. SOX18 Table 28. SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal, package mech. data Symbol millimeters inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.57 2.44 2.69 0.101 0.096 0.106 A1 0.23 0.15 0.31 0.009 0.006 0.012 A2 2.34 2.29 2.39 0.092 0.090 0.094 B 0.46 0.41 0.51 0.018 0.016 0.020 c 0.25 0.20 0.31 0.010 0.008 0.012 D 11.61 11.56 11.66 0.457 0.455 0.459 E 7.62 7.57 7.67 0.300 0.298 0.302 E1 10.34 10.16 10.52 0.407 0.400 0.414 e 1.27 – – 0.050 – – L 0.66 0.51 0.81 0.026 0.020 0.032 |