| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F276Z5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F276Z5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 239 page ![]() ST10F276Z5 Contents 3/239 4.5.7 Flash non volatile access protection register 1 low . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.5.8 Flash non volatile access protection register 1 high . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.5.9 Access protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.5.10 Write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.5.11 Temporary unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.6 Write operation examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.7 Write operation summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 Bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 5.1 Selection among user-code, standard or alternate bootstrap . . . . . . . . . 47 5.2 Standard bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.2.1 Entering the standard bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5.2.2 ST10 configuration in BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5.2.3 Booting steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.2.4 Hardware to activate BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.2.5 Memory configuration in bootstrap loader mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.2.6 Loading the start-up code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.2.7 Exiting bootstrap loader mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.2.8 Hardware requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.3 Standard bootstrap with UART (RS232 or K-Line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.3.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.3.2 Entering bootstrap via UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.3.3 ST10 Configuration in UART BSL (RS232 or K-Line) . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3.4 Loading the start-up code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3.5 Choosing the baud rate for the BSL via UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.4 Standard bootstrap with CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.4.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.4.2 Entering the CAN bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.4.3 ST10 configuration in CAN BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.4.4 Loading the start-up code via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.4.5 Choosing the baud rate for the BSL via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.6 Computing the baud rate error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.4.7 Bootstrap via CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.5 Comparing the old and the new bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.5.1 Software aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5.5.2 Hardware aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 |